Part Number Hot Search : 
RF206 H3900 PCL245A2 2N6401 10018 MRF7P20 WM8150 NC7S32
Product Description
Full Text Search
 

To Download SMF24CA Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  smf5.0 ... smf220ca smf5.0 ... smf220ca smd transient voltage suppressor diodes smd spannungs-begrenzer-dioden p ppm = 200 w p m(av) = 0.5 w t jmax = 150c v wm = 5.0 ... 220 v v br = 6.8 ... 260 v version 2016-05-27 sod-123fl (~ smf) dimensions - ma?e [mm] type code = v wm . cathode mark only at unidirectional types type code = v wm . kathoden-markierung nur bei unidirektionalen typen typical applications over-voltage protection esd protection free-wheeling diodes commercial grade 1 ) typische anwendungen schutz gegen berspannung esd-schutz freilauf-dioden standardausfhrung 1 ) features uni- and bidirectional versions peak pulse power of 200 w (10/1000 s waveform) very fast response time low profile package compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten uni- und bidirektionale versionen 200 w impuls-verlustleistung (10/1000 s strom-impuls) sehr schnelle ansprechzeit flache bauform konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 ) mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 3000 / 7 gegurtet auf rolle weight approx. 0.02 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 for bidirectional types (suffix ca), electrical characteristics apply in both directions. fr bidirektionale dioden (mit suffix ca) gelten die elektrischen werte in beiden richtungen. maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) peak pulse power dissipation (10/1000 s waveform) impuls-verlustleistung (strom-impuls 10/1000 s) t a = 25c p ppm 200 w 3 ) peak pulse power dissipation (8/20 s waveform) impuls-verlustleistung (strom-impuls 8/20 s) t a = 25c p ppm 1000 w 3 ) steady state power dissipation verlustleistung im dauerbetrieb t a = 50c p m(av) 0.5 w 4 ) peak forward surge current, 60 hz half sinewave sto?strom fr eine 60 hz sinushalbwelle) t a = 25c i fsm 20 a 5 ) characteristics kennwerte max. instantaneous forward voltage augenblickswert der durchlass-spannung i f = 20 a v f < 3.5 v 5 ) junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c thermal resistance junction-ambient C w?rme widerstand sperrschicht-umgebung r tha < 180 k/w 4 ) 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t j = 25c unless otherwise specified C t j = 25c wenn nicht anders angegeben 3 non-repetitive pulse see curve i pp = f (t) / p pp = f (t) h?chstzul?ssiger spitzenwert eines einmaligen impulses, siehe kurve i pp = f (t) / p pp = f (t) 4 mounted on p. c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 5 unidirectional diodes only C nur fr unidirektionale dioden ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 1 . 8 0 . 2 1 . 3 + 0 . 1 3.7 0.2 2.8 0.2 type code 0 . 2 0 . 1 0.6 0.25 0 . 3 pb e l v w e e e r o h s
smf5.0 ... smf220ca characteristics (t j = 25c) kennwerte (t j = 25c) type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm 1 ) breakdown voltage at i t = 1 ma abbruch-spannung bei i t = 1 ma *) at / bei i t = 10 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm (10/1000 s) unidirectional bidirectional v wm [v] i d [a] v br min [v] v br max [v] v c [v] i ppm [a] smf5.0a smf5.0ca 5.0 400 6.4 *) 7.0 *) 9.2 21.74 smf6.0a smf6.0ca 6.0 400 6.6 *) 7.4 *) 10.3 19.42 smf6.5a smf6.5ca 6.5 250 7.2 *) 8.0 *) 11.2 17.86 smf7.0a smf7.0ca 7.0 100 7.7 *) 8.6 *) 12.0 16.67 smf7.5a smf7.5ca 7.5 50 8.3 9.2 12.9 15.50 smf8.0a smf8.0ca 8.0 25 8.8 9.8 13.6 14.71 smf8.5a smf8.5ca 8.5 10 9.4 10.4 14.4 13.89 smf9.0a smf9.0ca 9.0 5 10.0 11.1 15.4 12.99 smf10a smf10ca 10 2.5 11.1 12.3 17.0 11.76 smf11a smf11ca 11 2.5 12.2 13.5 18.2 10.99 smf12a smf12ca 12 2.5 13.3 14.7 19.9 10.05 smf13a smf13ca 13 1 14.4 15.9 21.5 9.30 smf14a smf14ca 14 1 15.6 17.2 23.2 8.62 smf15a smf15ca 15 1 16.7 18.5 24.4 8.20 smf16a smf16ca 16 1 17.8 19.7 26.0 7.69 smf17a smf17ca 17 1 18.9 20.9 27.6 7.25 smf18a smf18ca 18 1 20.0 22.1 29.2 6.85 smf19a smf19ca 19 1 21.1 23.3 30.6 6.54 smf20a smf20ca 20 1 22.2 24.5 32.4 6.17 smf22a smf22ca 22 1 24.4 26.9 35.5 5.63 smf24a SMF24CA 24 1 26.7 29.5 38.9 5.14 smf26a smf26ca 26 1 28.9 31.9 42.1 4.75 smf28a smf28ca 28 1 31.1 34.4 45.4 4.41 smf30a smf30ca 30 1 33.3 36.8 48.4 4.13 smf33a smf33ca 33 1 36.7 40.6 53.3 3.75 smf36a smf36ca 36 1 40.0 44.2 58.1 3.44 smf40a smf40ca 40 1 44.4 49.1 64.5 3.10 smf43a smf43ca 43 1 47.8 52.8 69.4 2.88 smf45a smf45ca 45 1 50.0 55.3 72.7 2.75 smf48a smf48ca 48 1 53.3 58.9 77.4 2.58 smf51a smf51ca 51 1 56.7 62.7 82.4 2.43 smf54a smf54ca 54 1 60.0 66.3 87.1 2.30 smf58a smf58ca 58 1 64.4 71.2 93.6 2.14 smf60a smf60ca 60 1 66.7 73.7 96.8 2.07 smf64a smf64ca 64 1 71.1 78.6 103.0 1.94 smf70a smf70ca 70 1 77.8 86.0 113.0 1.77 smf75a smf75ca 75 1 83.3 92.1 121.0 1.65 smf78a smf78ca 78 1 86.7 95.8 126.0 1.59 smf80a smf80ca 80 1 88.8 97.6 129.0 1.55 smf85a smf85ca 85 1 94.4 104.0 137.0 1.46 smf90a smf90ca 90 1 100.0 111.0 146.0 1.37 smf100a smf100ca 100 1 111.0 123.0 162.0 1.23 smf110a smf110ca 110 1 122.0 135.0 177.0 1.13 smf120a smf120ca 120 1 133.0 147.0 193.0 1.04 smf130a smf130ca 130 1 144.0 159.0 209.0 0.96 smf140a smf140ca 140 1 155.0 171.0 224.0 0.89 smf150a smf150ca 150 1 167.0 185.0 243.0 0.82 smf160a smf160ca 160 1 178.0 197.0 259.0 0.77 1 for bi-directional types having v wm 10v , the reverse current limit is doubled bidirektionale typen mit v wm 10v haben die doppelte sperrstromgrenze 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag
smf5.0 ... smf220ca characteristics (t j = 25c) kennwerte (t j = 25c) type typ stand-off voltage sperrspannung max. rev. current max. sperrstrom at / bei v wm ) breakdown voltage at i t = 1 ma abbruch-spannung bei i t = 1 ma *) at / bei i t = 10 ma max. clamping voltage max. begrenzer-spannung at / bei i ppm (10/1000 s) unidirectional bidirectional v wm [v] i d [a] v br min [v] v br max [v] v c [v] i ppm [a] smf170a smf170ca 170 1 189.0 209.0 275.0 0.73 smf180a smf180ca 180 1 200.0 220.0 292.0 0.68 smf190a smf190ca 190 1 211.0 232.0 308.0 0.65 smf200a smf200ca 200 1 224.0 247.0 321.0 0.62 smf220a smf220ca 220 1 246.0 272.0 356.0 0.56 disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 ) 1 mounted on p. c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 3 10/1000s - pulse waveform 10/1000s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0 t 1 2 3 4 [ms] [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t = 10 s r 10 10 1 0.1 2 [kw] p pp 0.1s t 1s 10s 100s 1ms 10ms p non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form) einzel-impuls-spitzenleistung in abh. von der pulsdauer (10/1000-impuls) 8/20s - pulse waveform 8/20s - impulsform i pp p pp 100 80 60 40 20 0 0 t 20 40 60 [s] [%] t p i /2 ppm p /2 ppm t = 8 s r [pf] [v] c j v z unidir. bidir. v = 0 v r junction capacitance vs. breakdown voltage (typ.) sperrschichtkapazit?t in abh. v.d. abbruchspg. (typ.) 120 100 80 60 40 20 0 [%] p pp [c] t a 150 100 50 0 i pp peak pulse power/current vs. ambient temperature ) impuls-spitzenleistung/strom vs. umgebungstemp. ) 1 1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SMF24CA

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X